| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA559BW bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA559BW bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - STMicroelectronics |
|
52 / 67 page ![]() Register description STA559BW 52/67 DocID18190 Rev 2 6.7 User-defined coefficient control registers (addr 0x16 - 0x26) 6.7.1 Coefficient address register (addr 0x16) 1001 -15 1010 -14 1011 -13 1100 -12 1101 -10 1110 -7 1111 -4 Table 70. Limiter release threshold vs LxRT bits (DRC mode) LxRT[3:0] DRC (db relative to Volume + LxAT) 0000 - 0001 -38 0010 -36 0011 -33 0100 -31 0101 -30 0110 -28 0111 -26 1000 -24 1001 -22 1010 -20 1011 -18 1100 -15 1101 -12 1110 -9 1111 -6 Table 69. Limiter attack threshold vs LxAT bits (DRC mode) (continued) LxAT[3:0] DRC (dB relative to Volume) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Reserved Reserved CFA5 CFA4 CFA3 CFA2 CFA1 CFA0 00 00 00 0 0 |