công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LQFP144 bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LQFP144
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fail safe protection
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LQFP144 bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button LQFP144 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 112 page
background image
Electrical characteristics
SPC560P44Lx, SPC560P50Lx
96/112
Doc ID 14723 Rev 9
Figure 29.
DSPI classic SPI timing – Master, CPHA = 0
11
tSUO CC D Data valid (after SCK edge)
Master (MTFE = 0)
—
12
ns
Slave
—
36
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
—
12
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
—
12
12
tHO
CC
D Data hold time for outputs
Master (MTFE = 0)
–2
—
ns
Slave
6
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
6
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
–2
—
1.
All timing is provided with 50 pF capacitance on output, 1 ns transition time on input signal.
Table 42.
DSPI timing(1) (continued)
No.
Symbol
C
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min
Max
Data
Last Data
First Data
First Data
Data
Last Data
SIN
SOUT
PCSx
SCK Output
4
9
12
1
11
10
4
SCK Output
(CPOL=0)
(CPOL=1)
3
2
Note: Numbers shown reference Table 42.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com