công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LQFP144 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LQFP144
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fail safe protection
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LQFP144 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button LQFP144 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics LQFP144 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 112 page
background image
Electrical characteristics
SPC560P44Lx, SPC560P50Lx
68/112
Doc ID 14723 Rev 9
VIH
P
High level input voltage
—0.65 VDD_HV_IOx
—V
D—
—
VDD_HV_IOx +0.1
(2)
V
VHYS
T Schmitt trigger hysteresis
—
0.1 VDD_HV_IOx
—V
VOL_S
P Slow, low level output voltage
IOL = 1.5 mA
—
0.5
V
VOH_S
P Slow, high level output voltage
IOH =–1.5 mA
VDD_HV_IOx –0.8
—
V
VOL_M
P Medium, low level output voltage
IOL =2 mA
—
0.5
V
VOH_M P Medium, high level output voltage
IOH =–2 mA
VDD_HV_IOx –0.8
—
V
VOL_F
P Fast, low level output voltage
IOL = 1.5 mA
—
0.5
V
VOH_F
P Fast, high level output voltage
IOH =–1.5 mA
VDD_HV_IOx –0.8
—
V
VOL_SYM P Symmetric, low level output voltage
IOL = 1.5 mA
—
0.5
V
VOH_SYM P Symmetric, high level output voltage
IOH =–1.5 mA
VDD_HV_IOx –0.8
—
V
IPU
P Equivalent pull-up current
VIN =VIL
–130
—
µA
VIN =VIH
—
–10
IPD
P Equivalent pull-down current
VIN =VIL
10
—
µA
VIN =VIH
—
130
IIL
P
Input leakage current (all
bidirectional ports)
TA = –40 to 125 °C
—
1
µA
IIL
P
Input leakage current (all ADC input-
only ports)
TA = –40 to 125 °C
—
0.5
µA
CIN
D Input capacitance
—
—
10
pF
IPU
D RESET, equivalent pull-up current
VIN =VIL
–130
—
µA
VIN =VIH
—
–10
1.
These specifications are design targets and subject to change per device characterization.
2.
“SR” parameter values must not exceed the absolute maximum ratings shown in Table 9.
Table 23.
DC electrical characteristics (3.3 V, NVUSRO[PAD3V5V] = 1)(1) (continued)
Symbol C
Parameter
Conditions
Value
Unit
Min
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com