| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC560B50x bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC560B50x bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics |
|
96 / 116 page ![]() Package pinouts and signal descriptions SPC560B40x/50x, SPC560C40x/50x 96/116 DocID14619 Rev 13 Figure 30. DSPI modified transfer format timing – slave, CPHA = 1 Figure 31. DSPI PCS strobe (PCSS) timing 3.27.3 Nexus characteristics 5 6 9 12 11 10 Last Data Last Data SIN SOUT SS First Data First Data Data Data SCK Input SCK Input (CPOL = 0) (CPOL = 1) Note: Numbers shown reference Table 47. PCSx 7 8 PCSS Note: Numbers shown reference Table 47. Table 48. Nexus characteristics No. Symbol C Parameter Value Unit Min Typ Max 1tTCYC CC D TCK cycle time 64 — — ns 2tMCYC CC D MCKO cycle time 32 — — ns 3tMDOV CC D MCKO low to MDO data valid — — 8 ns |