công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8AL31E8X bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8AL31E8X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 8-bit ultra-low-power MCU, 64 KB Flash, EEPROM, RTC, AES, LCD, timers, USARTs, I2C, SPIs, ADC, DAC, COMPs
PDF  133 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8AL31E8X bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8AL31E8X Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM8AL31E8X Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 133 page
background image
Memory and register map
STM8AL31E8x STM8AL3LE8x
56/133
DocID027180 Rev 5
0x00 5400
LCD
LCD_CR1
LCD control register 1
0x00
0x00 5401
LCD_CR2
LCD control register 2
0x00
0x00 5402
LCD_CR3
LCD control register 3
0x00
0x00 5403
LCD_FRQ
LCD frequency selection register
0x00
0x00 5404
LCD_PM0
LCD Port mask register 0
0x00
0x00 5405
LCD_PM1
LCD Port mask register 1
0x00
0x00 5406
LCD_PM2
LCD Port mask register 2
0x00
0x00 5407
LCD_PM3
LCD Port mask register 3
0x00
0x00 5408
LCD_PM4
LCD Port mask register 4
0x00
0x00 5409
LCD_PM5
LCD Port mask register 5
0x00
0x00 540A to
0x00 540B
Reserved area (2 byte)
0x00 540C
LCD
LCD_RAM0
LCD display memory 0
0x00
0x00 540D
LCD_RAM1
LCD display memory 1
0x00
0x00 540E
LCD_RAM2
LCD display memory 2
0x00
0x00 540F
LCD_RAM3
LCD display memory 3
0x00
0x00 5410
LCD_RAM4
LCD display memory 4
0x00
0x00 5411
LCD_RAM5
LCD display memory 5
0x00
0x00 5412
LCD_RAM6
LCD display memory 6
0x00
0x00 5413
LCD_RAM7
LCD display memory 7
0x00
0x00 5414
LCD_RAM8
LCD display memory 8
0x00
0x00 5415
LCD_RAM9
LCD display memory 9
0x00
0x00 5416
LCD_RAM10
LCD display memory 10
0x00
0x00 5417
LCD_RAM11
LCD display memory 11
0x00
0x00 5418
LCD_RAM12
LCD display memory 12
0x00
0x00 5419
LCD_RAM13
LCD display memory 13
0x00
0x00 541A
LCD_RAM14
LCD display memory 14
0x00
0x00 541B
LCD_RAM15
LCD display memory 15
0x00
0x00 541C
LCD_RAM16
LCD display memory 16
0x00
0x00 541D
LCD_RAM17
LCD display memory 17
0x00
0x00 541E
LCD_RAM18
LCD display memory 18
0x00
0x00 541F
LCD_RAM19
LCD display memory 19
0x00
0x00 5420
LCD_RAM20
LCD display memory 20
0x00
0x00 5421
LCD_RAM21
LCD display memory 21
0x00
Table 9. General hardware register map (continued)
Address
Block
Register label
Register name
Reset status



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com