công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB7320 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB7320
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 3.0 xHCI Host Controller
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB7320 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB7320 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TUSB7320 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 117 page
background image
TUSB7320, TUSB7340
SLLSE76M – MARCH 2011 – REVISED JULY 2015
www.ti.com
Table 38. Power Management Control/Status Register Description (continued)
BIT
FIELD NAME
ACCESS
DESCRIPTION
No Soft Reset. This bit returns 1 indicating that no internal reset is
3
NO_SOFT_RESET
r
generated and the device retains its configuration context when
transitioning from the D3hot state to the D0 state.
2
RSVD
r
Reserved. Returns zero when read.
Power State. This 2-bit field is used both to determine the current
power state of the function and to set the function into a new power
1:0
PWR_STATE
rw
state. This field is encoded as follows:00 = D001 = D110 = D211 =
D3hot.
7.5.1.26 Power Management Bridge Support Extension Register
This read-only register is not applicable to the TUSB73X0 and returns 00h when read.
PCI register offset: 46h
Register type: Read-only
Default value: 00h
Table 39. PCI Register 46h
Bit No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Reset State
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TUSB7320 TUSB7340



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com