công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320VC549 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320VC549
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320VC549 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC549 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320VC549 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 118 page
background image
TMS320C54x, TMS320LC54x, TMS320VC54x
FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SPRS039C – FEBRUARY 1996 – REVISED DECEMBER 1999
76
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251–1443
memory and parallel I/O interface timing (continued)
IS
R/W
IOSTRB
D[15:0]
A[15:0]
CLKOUT
td(CLKH-ISTRBH)
th(A)IOW
th(D)IOW
td(CLKH-D)IOW
td(CLKH-ISTRBL)
td(CLKL-A)
td(CLKL-RWL)
td(CLKL-RWH)
tsu(A)IOSTRBL
tsu(D)IOSTRBH
Figure 19. Parallel I/O Port Write (IOSTRB = 0)
I/O timing variation with load capacitance: SPICE simulation results
90%
10%
Condition: Temperature
Capacitance
Voltage
Model
: 125
° C
: 0 – 100pF
: 2.7 / 3.0 / 3.3 V
: Weak / Nominal / Strong
Figure 20. Rise and Fall Time Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com