công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM4204PAPR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCM4204PAPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog-to-Digital Converter
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM4204PAPR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button PCM4204PAPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCM4204PAPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 38 page
background image
PCM4204
SBAS327A − JUNE 2004 − REVISED SEPTEMBER 2004
www.ti.com
10
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = +25°C with VCC = +5V, VDD = +3.3V, and a measurement bandwidth from 20Hz to 20kHz, unless otherwise noted.
PASSBAND RIPPLE CHARACTERISTICS
DUAL RATE FILTER
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Normalized Frequency (f
S)
f
S =96kHz
TRANSIENT BAND CHARACTERISTICS
DUAL RATE FILTER
Normalized Frequency (f
S)
f
S = 96kHz
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10
0.51
0.49
0.47
0.45
0.53
0.55
OVERALL CHARACTERISTICS
QUAD RATE FILTER
Normalized Frequency (f
S)
50
0
−50
−100
−150
−200
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
f
S = 192kHz
STOP BAND ATTENUATION CHARACTERISTICS
QUAD RATE FILTER
0
0.25
0.5
0.75
1
Normalized Frequency (f
S)
f
S = 192kHz
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
−140
−150
PASSBAND RIPPLE CHARACTERISTICS
QUAD RATE FILTER
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Normalized Frequency (f
S)
f
S =192kHz
TRANSIENT BAND CHARACTERISTICS
QUAD RATE FILTER
Normalized Frequency (f
S)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10
0.51
0.49
0.47
0.45
0.53
0.55
f
S = 192kHz
−3.90dB at 0.5f
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com