| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PXA270 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXA270 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Intel Corporation |
|
45 / 126 page ![]() Electrical, Mechanical, and Thermal Specification 4-25 Intel® PXA270 Processor Pin Listing and Signal Definitions V4 L2 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input AA5 P2 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input AA8 T2 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input AA9 V2 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input D9 AA1 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input N4 AA6 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input R2 AA9 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input C5 AB1 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input Y4 AB2 VSS_ME M PS VSS_MEM VSS_MEM — — Input Input AA13 AB11 VSS_BB PS VSS_BB VSS_BB — — Input Input AD20 AA19 VSS_PLL PS VSS_PLL VSS_PLL — — Input Input B2 E5 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input A2 E7 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input B1 E9 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input A1 G5 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input J21 J5 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input D10 E14 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input AA15 E16 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input M21 E18 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input U3 G18 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input AA7 J18 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input P21 P5 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input K21 T5 VSS_COR E PS VSS_CORE VSS_CORE — — Input Input Table 4-1. Pin Usage Summary (Sheet 16 of 17) VF-BGA Ball# (13x13) PBGA Ball# (23x23) Name Type Function After Reset Primary Function Secondary Alternate Function Third Alternate Function Reset State Sleep State NOTE: Refer to Table 4-2 for Numbered Notes on Reset and Sleep States. |