| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VD5377UW bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VD5377UW bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 88 page ![]() Key features VD5377 38/88 Doc ID 022952 Rev 2 Table 22. Modified exposure limits Frame rate control mode Automatic Manual Maximum frame rate 3.3 kf/s 3.6 kf/s 4 kf/s 3.3 kf/s 3.6 kf/s 4 kf/s Maximum exposure 255 232 157 255 249 174 Table 23. Motion threshold Addr (Hex) Register name SIgnal name Bit Type Default (Hex) Comment 32 SPARE Reserved 0 RW 00 Reserved Reserved 1 RW 00 Reserved motion_threshold_l ow_comp 7:4 RW 03 Update motion_threshold_low register for adaptive frame rate: 0 = 4 kf/s 2 = 3.6 kf/s 3 = 3.3 kf/s |