| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VD5377UW bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VD5377UW bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 88 page ![]() Doc ID 022952 Rev 2 27/88 VD5377 I/O description Figure 13. Typical configuration of GPIO Table 15. Truth-table gpio_opendrain gpio_en gpio_a or led_ctrl Condition Output 000 Output 0 001 Output 1 0 1 X Input - 1 X 0 Open-drain 0 1 X 1 Open-drain Tri-state EN A ZI IO gpio_en gpio_a gpio_a_ctrl gpio_opendrain 0 1 Digital Logic led_ctrl 0 1 Register Bank IO pad Input |