công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIX4192IPFB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DIX4192IPFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Digital Audio Interface Receiver and Transmitter
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DIX4192IPFB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button DIX4192IPFB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 69 page
background image
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
10
0
10
1
10
2
10
3
JitterFrequency(Hz)
10
4
10
5
10
6
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
20
100
1k
SinusoidalJitterFrequency(Hz)
10k
100k
5
2
1
500m
200m
100m
50m
20m
10m
5m
2m
1m
THD+N
OutputJitterAmplitude
InputJitterAmplitude
DIX4192
SBFS031D – JANUARY 2006 – REVISED JANUARY 2016
www.ti.com
8.6 Typical Characteristics
Figure 5. DIR Jitter Tolerance Plot
Figure 4. DIR Jitter Attenuation Characteristics
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DIX4192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com