công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIX4192IPFB bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DIX4192IPFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Digital Audio Interface Receiver and Transmitter
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DIX4192IPFB bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Texas Instruments

Back Button DIX4192IPFB Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments DIX4192IPFB Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 69 page
background image
MECHANICAL DATA
MTQF019A – JANUARY 1995 – REVISED JANUARY 1998
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PFB (S-PQFP-G48)
PLASTIC QUAD FLATPACK
4073176 / B 10/96
Gage Plane
0,13 NOM
0,25
0,45
0,75
Seating Plane
0,05 MIN
0,17
0,27
24
25
13
12
SQ
36
37
7,20
6,80
48
1
5,50 TYP
SQ
8,80
9,20
1,05
0,95
1,20 MAX
0,08
0,50
M
0,08
0
°–7°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS-026



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com