công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MT9079AC bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Mitel Networks Corporation

tên linh kiện MT9079AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS ST-BUS??FAMILY Advanced Controller for E1
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITEL [Mitel Networks Corporation]
Trang chủ  http://www.mitel.com
Logo MITEL - Mitel Networks Corporation

MT9079AC bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Mitel Networks Corporation

Back Button MT9079AC Datasheet HTML 43Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 44Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 45Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 46Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 47Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 48Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 49Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 50Page - Mitel Networks Corporation MT9079AC Datasheet HTML 51Page - Mitel Networks Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 54 page
background image
MT9079
4-283
Figure 18 - Motorola Serial Microcontroller Timing
Figure 19 - Intel Serial Microcontroller Timing
AC Electrical Characteristics- Intel and Motorola Serial Microcontroller Timing
Characteristics
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions/Notes
1
Clock Pulse Width High
tPWH
100
400
ns
SCLK period = 500ns
2
Clock Pulse Width Low
tPWL
75
425
ns
SCLK period = 500ns
3CS Setup
tCSS
5ns
4CS Hold
tCSH
5ns
5
Write Setup
tWS
35
ns
6
Write Hold
tWH
5ns
7
Output Delay
tOD
55
ns
CL=150pF
8
Active to High Z Delay
tAZD
30
ns
CL=150pF, RL=1kΩ
CS
SCLK
RxD
SIO
tCSS
tPWH
tPWL
(INPUT)
(OUTPUT)
VTT
tWS
tWH
tOD
tAZD
tCSH
VTT
bit 7
bit 0
bit 7
bit 0
VTT
bit 0
bit 7
VTT,
VCT
CS
SCLK
SIO
SIO
tCSS
tPWH
(INPUT)
(OUTPUT)
tWS
tWH
tOD
tAZD
tCSH
VTT
bit 0
bit 7
VTT
bit 7
bit 0
tPWL
bit 7
bit 0
VTT,
VCT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com