công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16LC71-10E/SS bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16LC71-10E/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16LC71-10E/SS bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology PIC16LC71-10E/SS Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 176 page
background image
© 1997 Microchip Technology Inc.
DS30272A-page 29
PIC16C71X
TABLE 5-4:
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTB
Address
Name
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Value on:
POR,
BOR
Value on all
other resets
06h, 106h
PORTB
RB7
RB6
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
xxxx xxxx
uuuu uuuu
86h, 186h
TRISB
PORTB Data Direction Register
1111 1111
1111 1111
81h, 181h
OPTION
RBPU
INTEDG
T0CS
T0SE
PSA
PS2
PS1
PS0
1111 1111
1111 1111
Legend: x = unknown, u = unchanged. Shaded cells are not used by PORTB.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com