công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM385 bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM385
Giải thích chi tiết về linh kiện  DM385 and DM388 DaVinci??Digital Media Processor
PDF  281 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DM385 bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Texas Instruments

Back Button DM385 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments DM385 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 281 page
background image
DM385, DM388
SPRS821D – MARCH 2013 – REVISED DECEMBER 2013
www.ti.com
Table 3-11. Ball Characteristics (AAR Package) (continued)
BALL
PINCNTL
PINCNTL
BALL
MODE
RESET
BUFFER
BALL NUMBER [1]
BALL NAME [2]
SIGNAL NAME [3]
REGISTER NAME
DEFAULT
TYPE [7] DSIS [8]
RESET
POWER [11]
HYS [12]
[6]
REL.
TYPE [13]
AND ADDRESS[4]
VALUE[5]
STATE [9]
STATE [10]
G29
SPI[0]_SCS[0]
SPI[0]_SCS[0]
PINCNTL81 /
0x0006 0000
0x01
I/O
PIN
H
H
DVDD
0x4814 0940
G28
SPI[0]_SCS[1]
SPI[0]_SCS[1]
PINCNTL80 /
0x0006 0000
0x01
I/O
1
H
H
DVDD
0x4814 093C
SD1_SDCD
0x02
I
1
EDMA_EVT1
0x20
I
PIN
TIM4_IO
0x40
I/O
PIN
GP1[6]
0x80
I/O
PIN
N23
SPI[1]_D[0]
SPI[1]_D[0]
PINCNTL88 /
0x0006 0000
0x01
I/O
PIN
H
H
DVDD
0x4814 095C
GP1[26]
0x80
I/O
PIN
M27
SPI[1]_D[1]
SPI[1]_D[1]
PINCNTL87 /
0x0006 0000
0x01
I/O
PIN
H
H
DVDD
0x4814 0958
GP1[18]
0x80
I/O
PIN
M29
SPI[1]_SCLK
SPI[1]_SCLK
PINCNTL86 /
0x0006 0000
0x01
I/O
PIN
H
H
DVDD
0x4814 0954
GP1[17]
0x80
I/O
PIN
J29
SPI[1]_SCS[0]
SPI[1]_SCS[0]
PINCNTL85 /
0x0006 0000
0x01
I/O
PIN
H
H
DVDD
0x4814 0950
GP1[16]
0x80
I/O
PIN
T29
TCLK
TCLK
NA /
NA
0x01
I
NA
H
H
DVDD
NA
N28
TDI
TDI
NA /
NA
0x01
I
NA
H
H
DVDD
NA
U26
TDO
TDO
NA /
NA
0x01
O
NA
H
H
DVDD
NA
T31
TMS
TMS
NA /
NA
0x01
I
NA
H
H
DVDD
NA
U24
TRST
TRST
NA /
NA
0x01
I
NA
L
L
DVDD
NA
B9
TV_OUT0
TV_OUT0
NA /
NA
0x01
O
NA
NA
NA
VDDA_VDAC_1P8
NA
B11
TV_RSET
TV_RSET
NA /
NA
0x01
A
NA
NA
NA
VDDA_VDAC_1P8
NA
B10
TV_VFB0
TV_VFB0
NA /
NA
0x01
O
NA
NA
NA
VDDA_VDAC_1P8
NA
D30
UART0_CTS
UART0_CTS
PINCNTL72 /
0x000E 0000
0x01
I/O
1
H
H
DVDD
0x4814 091C
SPI[1]_SCS[3]
0x10
I/O
1
SD0_SDCD
0x40
I
1
E31
UART0_DCD
UART0_DCD
PINCNTL74 /
0x000E 0000
0x01
I
1
H
H
DVDD
0x4814 0924
SPI[0]_SCS[3]
0x10
I/O
1
I2C[2]_SCL
0x20
I/O
1
SD1_POW
0x40
O
PIN
GP1[2]
0x80
I/O
PIN
50
Device Pins
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: DM385 DM388



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More