công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7495PBF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7495PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7495PbF
www.irf.com
7
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
SO-8 Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 B AS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BASIC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 B AS IC
0.635 BAS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C AB
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONFORMS T O JEDEC OUT LINE MS -012AA.
NOT ES:
1. DIMENS IONING & TOLERANCING PER AS ME Y14.5M-1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER
3. DIMENS IONS ARE S HOWN IN MILLIMET ERS [INCHES].
5 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
6 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENS ION IS T HE LENGT H OF LEAD FOR S OLDERING T O
A S UBS T RAT E.
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
DAT E CODE (YWW)
XXXX
INT ERNAT IONAL
RECT IFIER
LOGO
F7101
Y = LAS T DIGIT OF THE YEAR
PART NUMBER
LOT CODE
WW = WEEK
EXAMPLE: T HIS IS AN IRF7101 (MOS FET )
P = DES IGNAT ES LEAD-FREE
PRODUCT (OPT IONAL)
A = ASSEMBLY SITE CODE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com