công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7495PBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7495PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRF7495PbF
4
www.irf.com
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
1020
3040
QG Total Gate Charge (nC)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
VDS= 80V
VDS= 50V
VDS= 20V
ID= 4.4A
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
0
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com