công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7495PBF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7495PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRF7495PbF
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
2
3
4
5
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 50V
20µs PULSE WIDTH
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 7.3A
VGS = 10V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
4.5V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
5.0V
BOTTOM
4.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
5.0V
BOTTOM
4.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com