công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7495PBF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7495PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
IRF7495PbF
2
www.irf.com
S
D
G
Static @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)
Parameter
Min. Typ. Max. Units
V(BR)DSS
Drain-to-Source Breakdown Voltage
100
–––
–––
V
∆V
(BR)DSS/∆TJ
Breakdown Voltage Temp. Coefficient
–––
0.10
–––
V/°C
RDS(on)
Static Drain-to-Source On-Resistance
–––
18
22
m
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
2.0
–––
4.0
V
IDSS
Drain-to-Source Leakage Current
–––
–––
20
µA
–––
–––
250
IGSS
Gate-to-Source Forward Leakage
–––
–––
200
nA
Gate-to-Source Reverse Leakage
–––
–––
-200
Dynamic @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)
Parameter
Min. Typ. Max. Units
gfs
Forward Transconductance
11
–––
–––
S
Qg
Total Gate Charge
–––
34
51
Qgs
Gate-to-Source Charge
–––
6.3
–––
nC
Qgd
Gate-to-Drain ("Miller") Charge
–––
11.7
–––
td(on)
Turn-On Delay Time
–––
8.7
–––
tr
Rise Time
–––
13
–––
td(off)
Turn-Off Delay Time
–––
10
–––
ns
tf
Fall Time
–––
36
–––
Ciss
Input Capacitance
–––
1530
–––
Coss
Output Capacitance
–––
250
–––
Crss
Reverse Transfer Capacitance
–––
110
–––
pF
Coss
Output Capacitance
–––
980
–––
Coss
Output Capacitance
–––
160
–––
Coss eff.
Effective Output Capacitance
–––
240
–––
Avalanche Characteristics
Parameter
Units
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
d
mJ
IAR
Avalanche Current
Ù
A
Diode Characteristics
Parameter
Min. Typ. Max. Units
IS
Continuous Source Current
–––
–––
2.3
(Body Diode)
A
ISM
Pulsed Source Current
–––
–––
58
(Body Diode)
Ù
VSD
Diode Forward Voltage
–––
–––
1.3
V
trr
Reverse Recovery Time
–––
42
–––
ns
Qrr
Reverse Recovery Charge
–––
73
–––
nC
ton
Forward Turn-On Time
Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD)
Typ.
–––
–––
Conditions
VDS = 25V, ID = 4.4A
ID = 4.4A
VDS = 50V
Conditions
VGS = 10V
f
VGS = 0V
VDS = 25V
ƒ = 1.0MHz
180
4.4
MOSFET symbol
showing the
integral reverse
p-n junction diode.
TJ = 25°C, IS = 4.4A, VGS = 0V f
TJ = 25°C, IF = 4.4A, VDD = 25V
di/dt = 100A/µs
f
Conditions
VGS = 0V, ID = 250µA
Reference to 25°C, ID = 1mA
VGS = 10V, ID = 4.4A
f
VDS = VGS, ID = 250µA
VDS = 100V, VGS = 0V
VDS = 80V, VGS = 0V, TJ = 125°C
VGS = 20V
VGS = -20V
Max.
VGS = 0V, VDS = 1.0V, ƒ = 1.0MHz
VGS = 0V, VDS = 80V, ƒ = 1.0MHz
VGS = 0V, VDS = 0V to 80V
g
VGS = 10V
f
VDD = 50V
ID = 4.4A
RG = 6.2Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com