công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7495PBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7495PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency DC-DC converters
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7495PBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF7495PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7495PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF7495PbF
6
www.irf.com
Fig 13. On-Resistance vs. Gate Voltage
Fig 12. On-Resistance vs. Drain Current
Fig 14a&b. Basic Gate Charge Test Circuit
and Waveform
Fig 15a&b. Unclamped Inductive Test circuit
and Waveforms
Fig 15c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
1K
VCC
DUT
0
L
VGS
QG
QGS
QGD
VG
Charge
0
102030
4050
6070
ID , Drain Current (A)
10
15
20
25
VGS = 10V
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
ID
TOP
2.0A
3.5A
BOTTOM 4.4A
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
10
20
30
40
50
ID = 4.4A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com