| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3985 bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3985 bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 105 page ![]() AN3985 ISO/IEC 15693 layer Doc ID 022255 Rev 2 59/105 ISO15693_Retrieve_UID function The function fills the Tag structure with the UID. ISO15693_Retrieve_ICRef function The function fills the Tag structure with the ICRef using the UID (only available for tag manufactured by STMicroelectronics). Table 104. ISO15693_Retrieve_UID function description Prototype void ISO15693_Retrieve_UID(ISO15693_Tag* MyTag,CR95HF_ResponseReceiving Response, u8* Cursor_in_response_data); Input parameter Response: the response containing the data Output parameter MyTag: pointer on the structure to complete Cursor_in_response_data: actual position of the cursor into data and to increment Return parameter None Table 105. ISO15693_Retrieve_ICRef function Prototype void ISO15693_Retrieve_ICRef(ISO15693_Tag* MyTag); Input parameter None Output parameter MyTag: pointer on the structure to complete Return parameter None |