công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN3422 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN3422
Giải thích chi tiết về linh kiện  Migration of microcontroller applications from STM32F1 to STM32L1 series
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN3422 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics

Back Button AN3422 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics AN3422 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 52 page
background image
AN3422
Firmware migration using the library
Doc ID 018976 Rev 2
41/52
void FLASH_Unlock(void);
void FLASH_Unlock(void);
void FLASH_Lock(void);
void FLASH_Lock(void);
FLASH_Status
FLASH_ErasePage(uint32_t
Page_Address);
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t
Page_Address);
FLASH_Status
FLASH_EraseAllPages(void);
NA
FLASH_Status
FLASH_EraseOptionBytes(void);
NA
FLASH_Status
FLASH_ProgramWord(uint32_t Address,
uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_FastProgramWord(uint32_t
Address, uint32_t Data);
FLASH_Status
FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t
Address, uint16_t Data);
NA
NA
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfPage(uint32_t Address,
uint32_t* pBuffer);
NA
FLASH_Status FLASH_ProgramParallelHalfPage(uint32_t
Address1, uint32_t* pBuffer1, uint32_t Address2, uint32_t*
pBuffer2);
NA
FLASH_Status FLASH_EraseParallelPage(uint32_t
Page_Address1, uint32_t Page_Address2);
Table 15.
STM32F10x and STM32L1xx FLASH driver API correspondence (continued)
STM32F10x Flash driver API
STM32L1xx Flash driver API



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52