| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3190 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3190 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 56 page ![]() Detailed pad list AN3190 40/56 Doc ID 17333 Rev 2 A.89 Pad 89 A.90 Pad 90 A.91 Pad 91 A.92 Pad 92 - A[3] A.93 Pad 93 Table 94. Pad 89: upward compatible SPC560Px SPC56EL60 Comment — GPIO[20] - [B4] — JTAG - TDO — Table 95. Pad 90: fully compatible SPC560Px SPC56EL60 Comment VSS_HV_IO2 VSS_HV_IO — Table 96. Pad 91: fully compatible SPC560Px SPC56EL60 Comment VDD_HV_IO2 VDD_HV_IO — Table 97. Pad 92 - A[3]: fully compatible SPC560Px SPC56EL60 Comment GPIO[3] — EIRQ[3] — eTimer 0 - ETC[3] — DSPI 2 - CS 0 — FlexPWM 0 - B[3] — ABS[2] — Table 98. Pad 93: fully compatible SPC560Px SPC56EL60 Comment VDD_LV_COR1 VDD_LV_COR — |