công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F364AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F364AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F364AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F364AMNFB Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 92 page
background image
R01DS0032EJ0200 Rev.2.00
Page 77 of 88
Feb 07, 2011
M16C/64A Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 3 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 3 V, VSS = 0 V, at Topr = -20°C to 85°C/-40°C to 85°C unless otherwise specified)
5.3.2.5
Serial Interface
Figure 5.23
Serial Interface
5.3.2.6
External Interrupt
INTi Input
Figure 5.24
External Interrupt
INTi Input
Table 5.51
Serial Interface
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc(CK)
CLKi input cycle time
300
ns
tw(CKH)
CLKi input high pulse width
150
ns
tw(CKL)
CLKi input low pulse width
150
ns
td(C-Q)
TXDi output delay time
160
ns
th(C-Q)
TXDi hold time
0ns
tsu(D-C)
RXDi input setup time
100
ns
th(C-D)
RXDi input hold time
90
ns
Table 5.52
External Interrupt
INTi Input
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tw(INH)
INTi input high pulse width
380
ns
tw(INL)
INTi input low pulse width
380
ns
CLKi
TXDi
RXDi
tc(CK)
t w(CKH)
t w(CKL)
th(C-Q)
td(C-Q)
tsu(D-C)
th(C-D)
INTi input
t w(INL)
t w(INH)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com