công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F364AMNFB bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F364AMNFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F364AMNFB bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F364AMNFB Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F364AMNFB Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 92 page
background image
R01DS0032EJ0200 Rev.2.00
Page 73 of 88
Feb 07, 2011
M16C/64A Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 3 V
5.3.2
Timing Requirements (Peripheral Functions and Others)
(VCC1 = VCC2 = 3 V, VSS = 0 V, at Topr = -20°C to 85°C/-40°C to 85°C unless otherwise specified)
5.3.2.1
Reset Input (
RESET Input)
Figure 5.18
Reset Input (
RESET Input)
5.3.2.2
External Clock Input
Note:
1.
The condition is VCC1 = VCC2 = 2.7 to 3.0 V.
Figure 5.19
External Clock Input (XIN Input)
Table 5.41
Reset Input (
RESET Input)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tw(RSTL)
RESET input low pulse width
10
μs
Table 5.42
External Clock Input (XIN Input) (1)
Symbol
Parameter
Standard
Unit
Min.
Max.
tc
External clock input cycle time
50
ns
tw(H)
External clock input high pulse width
20
ns
tw(L)
External clock input low pulse width
20
ns
tr
External clock rise time
9ns
tf
External clock fall time
9ns
RESET input
t w(RTSL)
XIN input
t w(H)
tr
tf
t w(L)
tc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com