| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AMTP32M bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AMTP32M bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
18 / 30 page ![]() Integrated Circuits Inc. aMTPxxM Series Ver 1.1 18/30 12/16/2014 CPU Serial Mode Symbol Parameter Min. Typ. Max Unit TSD Serial data stay / hold time 1 ─ ─ us TRAMPH Ramp up time ─ ─ 64 ms TRAMPL Ramp down time ─ ─ 64 ms TBUSYH BUSY output set up time ─ ─ 1 ms TBUSYL BUSY output set down time ─ ─ 1 ms |