| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HDM8513 bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HDM8513 bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Hynix Semiconductor |
|
50 / 67 page ![]() 50 17 Viterbi Byte-Sync control Once the viterbi lock(VB_NODESYNC) is achieved, the Viterbi decoder tries to find the byte-sync. This 8-bit register is used to set “unlock- threshold” for the byte-sync. Large number means it needs more bad- data to get out of the byte-sync state, i.e. less sensitive to noise. The default value is 1. |