| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GMS81032 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GMS81032 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - Hynix Semiconductor |
|
93 / 101 page ![]() A - 3 No. MNEMONIC OP CODE Words Exec. Cycle OPERATION Flag MVG HIZC 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 LDA #imm LDA dp LDA dp+X LDA !abs LDA !abs+Y LDA [dp+X] LDA [dp]+Y LDA {X} LDA {X}+ LDM dp, #imm LDX #imm LDX dp LDX dp+Y LDX !abs LDY #imm LDY dp LDY dp+X LDY !abs LSR A LSR dp LSR dp + X LSR !abs MUL NOP OR #imm OR dp OR dp+X OR !abs OR !abs+Y OR [dp+X] OR [dp]+Y OR {X} PUSH A PUSH X PUSH Y PUSH PSW POP A POP X POP Y POP PSW ROL A ROL dp ROL dp+X ROL !abs ROR A ROR dp ROR dp+X ROR !abs C4 C5 C6 C7 D5 D6 D7 D4 DB E4 1E CC CD DC 3E C9 D9 D8 48 49 59 58 5B FF 64 65 66 67 75 76 77 74 0E 2E 4E 6E 0D 2D 4D 6D 28 29 39 38 68 69 79 78 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 3 4 5 2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 5 5 9 2 2 3 4 4 5 6 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 2 4 5 5 A = op ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È A = op, X = X+1 dp = #imm X = op ¡È ¡È ¡È Y = op ¡È ¡È ¡È op = op >>1 ¡È ¡È ¡È YA = Y * A No operation A = A : op ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È Push op, SP = SP - 1 ¡È ¡È ¡È Pop op, SP = SP + 1 ¡È ¡È ¡È op = op << 1, with C ¡È ¡È ¡È op = op >> 1, with C ¡È ¡È ¡È N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . . . . . . . . . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z . . . . . . . . . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (restored) N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C Appendix A. Instruction Set Table |