| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GMS81032 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GMS81032 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Hynix Semiconductor |
|
91 / 101 page ![]() A - 1 Appendix A. Instruction Set Table APPENDIX A. INSTRUCTION SET TABLE No. MNEMONIC OP CODE Words Exec. Cycle OPERATION Flag MVG HIZC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ADC #imm ADC dp ADC dp+X ADC !abs ADC !abs+Y ADC [dp+X] ADC [dp]+Y ADC {X} AND #imm AND dp AND dp+X AND !abs AND !abs+Y AND [dp+X] AND [dp]+Y AND {X} ASL A ASL dp ASL dp+X ASL !abs BBC A.bit, rel BBC dp.bit, rel BBS A.bit, rel BBS dp.bit, rel BCC rel BCS rel BEQ rel BIT dp BIT !abs BMI rel BNE rel BPL rel BRA rel BRK BVC rel BVS rel CLR1 dp.bit CLRA1 A.bit CLRC CLRG CLRV 04 05 06 07 15 16 17 14 84 85 86 87 95 96 97 94 08 09 19 18 y2 y3 x2 x3 50 D0 F0 0C 1C 90 70 10 2F 0F 30 B0 y1 2B 20 40 80 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 3 2 3 4 4 5 6 6 3 2 4 5 5 4/6 5/7 4/6 5/7 2/4 2/4 2/4 4 5 2/4 2/4 2/4 4 8 2/4 2/4 4 2 2 2 2 A = A + op + C ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È A = A & op ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È ¡È op = op << 1 ¡È ¡È ¡È if (bit = 0) then branch if (bit = 1) then branch if (C=0) branch if (C=1) branch if (Z=1) branch Z = A & op ¡È if (N=1) branch if (Z=0) branch if (N=0) branch Branch S/W interrupt if (V=0) branch if (V=1) branch op.bit = 0 ¡È C = 0 G = 0 V = 0 N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N V . . H . Z C N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z . N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C N . . . . . Z C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N N . . . . Z . N N . . . . Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . 0 . . . . . . 0 . . 0 . . . |