công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện HBCA123JS6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP and NPN Dual Digital Transistors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  HBCA123JS6R Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C156S6R
Issued Date : 2013.08.23
Revised Date : 2013.09.04
Page No. : 2/8
HBCA123JS6R
CYStek Product Specification
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
Limits
Parameter
Symbol
Tr1(NPN)
Tr2(PNP)
Unit
Supply Voltage
VCC
50
-50
V
Input Voltage
VIN
-5~+12
-12~+5
V
IO
100
-100
mA
Output Current
IO(max.)
100
-100
mA
Total Power Dissipation
Pd
150 (Note)
mW
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
-55~+150
°C
Note : 120mW per element must not be exceeded.
Thermal Performance
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
RθJA
833
°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Case
RθJC
357
°C/W
Characteristics (Ta=25℃)
•Tr1(NPN)
Parameter
Symbol Min.
Typ.
Max. Unit
Test Conditions
VI(off)
-
-
0.5
V
VCC=5V, IO=100μA
Input Voltage
VI(on)
1.1
-
-
V
VO=0.3V, IO=5mA
Output Voltage
VO(on)
-
-
0.3
V
IO/II=5mA/0.25mA
Input Current
II
-
-
3.6
mA
VI=5V
Output Current
IO(off)
-
-
0.5
μA
VCC=50V, VI=0V
DC Current Gain
GI
80
-
-
-
VO=5V, IO=10mA
Input Resistance
R1
1.54
2.2
2.86
k
Ω
-
Resistance Ratio
R2/R1
17
21
26
-
-
Transition Frequency
fT
-
250
-
MHz VCE=10V, IC=5mA, f=100MHz *
* Transition frequency of the device



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com