công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện HBCA123JS6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP and NPN Dual Digital Transistors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  HBCA123JS6R Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C156S6R
Issued Date : 2013.08.23
Revised Date : 2013.09.04
Page No. : 1/8
HBCA123JS6R
CYStek Product Specification
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA123JS6R
Features
•Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input
resistors (see equivalent circuit).
•The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow positive biasing of the
input for PNP transistor, and negative biasing of the input for NPN transistor. They also have the
advantage of almost completely eliminating parasitic effects.
•Only the on/off conditions need to be set for operation, making device design easy.
•One DTA123J chip and one DTC123J chip in a SOT-363 package.
•Mounting by SOT-323 automatic mounting machines is possible.
•Mounting cost and area can be cut in half.
•Transistor elements are independent, eliminating interference.
•Pb-free lead plating and halogen-free package.
Equivalent Circuit
Outline
SOT-363R
HBCA123JS6R
RB1=2.2k
Ω , RB2=2.2kΩ
RBE1=47k
Ω , RBE2=47kΩ
TR1
TR2
RB1
RBE2
RBE1
RB2
Ordering Information
Device
Package
Shipping
Marking
HBCA123JS6R
SOT-363
(Pb-free lead plating and halogen-free package)
3000 pcs / Tape &
Reel
35


Số phần tương tự - HBCA123JS6R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
HBCA124ES6R CYSTEKEC-HBCA124ES6R Datasheet
287Kb / 8P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
More results

Mô tả tương tự - HBCA123JS6R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
HBCA114ES6R CYSTEKEC-HBCA114ES6R Datasheet
309Kb / 6P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA143TS6R CYSTEKEC-HBCA143TS6R Datasheet
252Kb / 6P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMD9 HTSEMI-EMD9 Datasheet
627Kb / 2P
dual digital transistors (NPN PNP)
logo
Cystech Electonics Corp...
HBCA124ES6R CYSTEKEC-HBCA124ES6R Datasheet
287Kb / 8P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA143TC6 CYSTEKEC-HBCA143TC6 Datasheet
275Kb / 7P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA144EC6 CYSTEKEC-HBCA144EC6 Datasheet
278Kb / 7P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA144ES6R CYSTEKEC-HBCA144ES6R Datasheet
285Kb / 8P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
HBCA114YS6R CYSTEKEC-HBCA114YS6R Datasheet
339Kb / 8P
PNP and NPN Dual Digital Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
EMD12 JIANGSU-EMD12 Datasheet
5Mb / 6P
Dual Digital Transistors (NPNPNP)
logo
Micro Commercial Compon...
UMC5N MCC-UMC5N Datasheet
453Kb / 5P
NPNPNP DUAL DIGITAL TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com