công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện HBCA123JS6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP and NPN Dual Digital Transistors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  HBCA123JS6R Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C156S6R
Issued Date : 2013.08.23
Revised Date : 2013.09.04
Page No. : 3/8
HBCA123JS6R
CYStek Product Specification
•Tr2(PNP)
Parameter
Symbol Min.
Typ.
Max. Unit
Test Conditions
VI(off)
-
-
-0.5
V
VCC=-5V, IO=-100μA
Input Voltage
VI(on)
-1.1
-
-
V
VO=-0.3V, IO=-5mA
Output Voltage
VO(on)
-
-
-0.3
V
IO/II=-5mA/-0.25mA
Input Current
II
-
-
-3.6
mA
VI=-5V
Output Current
IO(off)
-
-
-0.5
μA
VCC=-50V, VI=0V
DC Current Gain
GI
80
-
-
-
VO=-5V, IO=-10mA
Input Resistance
R1
1.54
2.2
2.86
k
Ω
-
Resistance Ratio
R2/R1
17
21
26
-
-
Transition Frequency
fT
-
250
-
MHz VCE=-10V, IC=-5mA, f=100MHz *
* Transition frequency of the device
Recommended Soldering Footprint



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com