công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện HBCA123JS6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP and NPN Dual Digital Transistors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

HBCA123JS6R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  HBCA123JS6R Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. HBCA123JS6R Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C156S6R
Issued Date : 2013.08.23
Revised Date : 2013.09.04
Page No. : 5/8
HBCA123JS6R
CYStek Product Specification
•Tr2(PNP)
DC Current Gain vs Output Current
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
Output Current ---Io(mA)
Vo=5V
Output Voltage vs Output Current
10
100
1000
0.1
1
10
100
Output Current ---Io(mA)
Io/Ii=20
Input Voltage vs Output Current (ON Characteristics)
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
Output Current --- Io(mA)
Vo=0.3V
Output Current vs Input Voltage (OFF Characteristics)
0.01
0.1
1
10
0
0.5
1
1.5
Input Voltage --- Vi(off)(V)
Vcc=5V
Power Derating Curves
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
50
100
150
200
Ambient Temperature --- Ta(℃ )
Dual
Single



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com