công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRIXP425BD bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Intel Corporation

tên linh kiện PRIXP425BD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel짰 IXP42X Product Line of Network Processors and IXC1100 Control Plane Processor
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

PRIXP425BD bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Intel Corporation

Back Button PRIXP425BD Datasheet HTML 87Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 88Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 89Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 90Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 91Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 92Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 93Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 94Page - Intel Corporation PRIXP425BD Datasheet HTML 95Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 112 page
background image
Intel® IXP42X Product Line and IXC1100 Control Plane Processor
Electrical Specifications
Datasheet
91
5.5.2.5
MDIO
Figure 21.
MDIO Output Timings
NOTE:
Processor is Sourcing MDIO.
Figure 22.
MDIO Input Timings
NOTE:
PHY is sourcing MDIO.
A9582-02
ETH_MDC
ETH_MDIO
T1
T2
A9583-02
ETH_MDC
ETH_MDIO
T3
T5
T4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More