công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS3454 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện MS3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matrix MS/Standard MIL-DTL-5015 Cylindrical Connectors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MS3454 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Amphenol Corporation

Back Button MS3454 Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 18Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 19Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 20Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 21Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 22Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 23Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 24Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 31 page
background image
19
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
H
J
KL
A
B
C
D
E
F
G
H
JK
A
B
C
D
A
B
C
D
E
F
G
AB
C
D
EF
G
H
J
KL
M
NP
Q
RS
T
U
V
WX
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
A
B
C
AB
CD
P
S
EF
G
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
front face of pin insert or rear face of socket insert illustrated
MS/Standard
contact arrangements
Insert Arrangement
24-15
24-16*
24-20
24-21*
24-22
Service Rating
A
A, B, F, G = D; C, D, E = A
D
D
D
Number of Contacts
16
1
3
3
2
9
1
9
4
Contact Size
16
8
12 16
12
16
8
16
8
Insert Arrangement
24-24
24-27*
24-28
24-80*
28-1
Service Rating
A
E
Inst.
Inst.
A, J, E = D; Bal. = A
Number of Contacts
16
7
24
23
3
6
Contact Size
16
16
16
16
8
12
Insert Arrangement
28-2
28-3*
28-4*
28-5*
28-8*
Service Rating
D
E
G, P, S = E; Bal. = D
D
L, M = E; B = D; Bal. = A
Number of Contacts
2
12
3
2
7
2
1
2
2
10
Contact Size
12
16
8
12
16
4
12 16
12
16
CONTACT LEGEND
16
12
8
4
0
250° Rotation
of 24-5
* Consult Amphenol, Sidney, NY for availability.
100° Rotation
of 24-5
A
B
C
DE
F
G
H
J
K
L
M
N
P
S
R
100˚
A
B
C
DE
F
G
H
J
K
L
M
N
P
S
R
250˚
A
B
C
D
E
F
GH
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
WX
Z
J



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com