công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS3454 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện MS3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matrix MS/Standard MIL-DTL-5015 Cylindrical Connectors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MS3454 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Amphenol Corporation

Back Button MS3454 Datasheet HTML 15Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 18Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 19Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 20Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 21Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 22Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 23Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 31 page
background image
18
A
B
C
D
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
J
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
AB
C
DE
F
G
H
JK
L
M
N
P
S
R
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
I
O
A
B
C
D
E
F
G
AB
C
DE
F
G
H
I
A
B
C
D
E
front face of pin insert or rear face of socket insert illustrated
MS/Standard
contact arrangements
Insert Arrangement
22-22
22-23
22-27*
22-30
22-32
Service Rating
A
H = D; Bal. = A
J = D; Bal. = A
A
D
Number of Contacts
4
8
1
8
19
2
4
Contact Size
8
12
8
16
16
12
16
Insert Arrangement
22-36*
24-1**
24-2
24-4*
24-5**
Service Rating
H = D; Bal. = A
D
D
D
A
Number of Contacts
8
1
1
7
1
3
16
Contact Size
12
0
12
12
0
16
16
Insert Arrangement
24-6*
24-7
24-10
24-11
24-12
Service Rating
A, G, H = D; Bal. = A
A
A
A
A
Number of Contacts
8
2
14
7
3
6
2
3
Contact Size
12
12
16
8
8
12
4
12
CONTACT LEGEND
16
12
8
4
0
260° Rotation
of 22-14
260° Rotation
of 22-5
* Consult Amphenol, Sidney, NY for availability.
** Inactive for new design
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
U
V
R
S
T
P
260˚
A
B
C
D
E
F
260˚
A
B
B
C
D
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com