công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS3454 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện MS3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matrix MS/Standard MIL-DTL-5015 Cylindrical Connectors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MS3454 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Amphenol Corporation

Back Button MS3454 Datasheet HTML 3Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 31 page
background image
6
Blue Color Band
E Dia.
Max
J Coupling
Thread
D Max.
F
G
Polarizing
Key
A Typ.
B Typ.
B Typ.
PANEL CUTOUT
C Dia.
4 Holes
C Dia.
L Dia.
Receptacle Shell, Flange Box Mount,
Threaded Coupling
Military No. MS3452
Amphenol/Matrix No. 9442
To complete order number see how to order, page 29.
* Consult Amphenol, Sidney, NY for availability of shell sizes 44 and 48.
Shell
Size*
A
±.031
B
C
Dia.
D Max.
E
Dia.
±.016
F
G
±.015
J
Thread
Class 2A
L
Dia.
±.010
Size
16 & 12
Contacts
Size
8, 4, 0
Contacts
8S
.875
.594
.130/.115
1.662
–
.500
.578/.562
.083
.5000-28 UNEF
.562
10S
1.000
.719
.130/.115
1.662
–
.625
.578/.562
.083
.6250-24 UNEF
.688
10SL
1.000
.719
.130/.115
1.662
–
.625
.578/.562
.083
.6250-24 UNEF
.688
12
1.094
.812
.130/.115
1.662
–
.750
.765/.750
.083
.7500-20 UNEF
.812
12S
1.094
.812
.130/.115
1.662
–
.750
.578/.562
.083
.7500-20 UNEF
.812
14
1.188
.906
.130/.115
1.662
–
.875
.765/.750
.083
.8750-20 UNEF
.938
14S
1.188
.906
.130/.115
1.662
–
.875
.577/.562
.083
.8750-20 UNEF
.938
16
1.281
.969
.130/.115
1.662
1.937
1.000
.765/.750
.083
1.0000-20 UNEF
1.062
16S
1.281
.969
.130/.115
1.662
–
1.000
.577/.562
.083
1.0000-20 UNEF
1.062
18
1.375
1.062
.130/.115
1.662
1.937
1.062
.765/.750
.125
1.1250-18 UNEF
1.188
20
1.500
1.156
.130/.115
1.662
1.937
1.187
.765/.750
.125
1.2500-18 UNEF
1.312
22
1.625
1.250
.130/.115
1.662
1.937
1.312
.765/.750
.125
1.3750-18 UNEF
1.438
24
1.750
1.375
.157/.142
1.662
1.937
1.437
.827/.812
.125
1.5000-18 UNEF
1.562
28
2.000
1.562
.157/.142
1.662
1.937
1.750
.827/.812
.125
1.7500-18 UNS
1.812
32
2.250
1.750
.183/.168
1.662
1.937
2.000
.988/.875
.125
2.0000-18 UNS
2.062
36
2.500
1.938
.183/.168
1.662
1.937
2.250
.988/.875
.125
2.2500-16 UN
2.312
40
2.750
2.188
.183/.168
1.662
1.937
2.500
.988/.875
.125
2.5000-16 UN
2.562
MS/Standard
MS3452
box mounting receptacle



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com