công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS3454 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện MS3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matrix MS/Standard MIL-DTL-5015 Cylindrical Connectors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MS3454 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Amphenol Corporation

Back Button MS3454 Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 31 page
background image
7
PANEL CUTOUT
Blue Color
Band
J Coupling
Thread
Pin Protrusion
A Typ.
.045
.035
.180
.165
.128 Max.
Panel Thickness
G
Min. Full Thread
3 Teeth
Equally Spaced
120 Apart
H Accessory
Thread
.100
.095
.196
.186
M
Dia.
C
Dia.
B
Typ.
E
Dia
Max.
Polarizing
Key
L
D Max
F
O-Ring
˚
Receptacle Shell, Jam Nut Mount,
Threaded Coupling
Military No. MS3454
Amphenol/Matrix No. 9444
To complete order number see how to order, page 29.
* Consult Amphenol, Sidney, NY for availability of shell sizes 44 and 48.
Shell
Size*
A
±.010
B
±.005
C
Dia.
±.005
D Max.
E
Dia.
Max.
F
±.005
G
MIn.
H
Thread
Class 2A
J
Thread
Class 2A
Panel Cutout
Dimensions
Size
16 & 12
Contacts
Size
8, 4, 0
Contacts
L
±.005
M Dia.
+.015
–.000
8S
.687
1.187
1.272
2.031
–
.305
.720
.290
.5000-20 UNEF
.5000-28 UNEF
.323
.505
10S
.812
1.312
1.397
2.031
–
.405
.720
.290
.6250-24 UNEF
.6250-24 UNEF
.385
.630
10SL
.812
1.312
1.397
2.031
–
.405
.720
.290
.6250-24 UNEF
.6250-24 UNEF
.385
.630
12
.937
1.437
1.522
2.125
–
.549
.970
.290
.7500-20 UNEF
.7500-20 UNEF
.448
.755
12S
.937
1.437
1.522
2.031
–
.549
.720
.290
.7500-20 UNEF
.7500-20 UNEF
.448
.755
14
1.125
1.562
1.647
2.125
–
.665
.970
.290
.8750-20 UNEF
.8750-20 UNEF
.510
.880
14S
1.125
1.562
1.647
2.031
–
.665
.720
.290
.8750-20 UNEF
.8750-20 UNEF
.510
.880
16
1.250
1.687
1.772
2.125
2.500
.790
.970
.290
1.0000-20 UNEF
1.0000-20 UNEF
.573
1.005
16S
1.250
1.687
1.772
2.031
–
.790
.720
.290
1.0000-20 UNEF
1.0000-20 UNEF
.573
1.005
18
1.375
1.812
1.897
2.125
2.500
.869
.970
.290
1.0625-18 UNEF
1.1250-18 UNEF
.635
1.130
20
1.500
1.937
2.022
2.125
2.500
.994
.970
.290
1.1875-18 UNEF
1.2500-18 UNEF
.698
1.255
22
1.625
2.156
2.241
2.125
2.500
1.119
.970
.290
1.3125-18 UNEF
1.3750-18 UNEF
.760
1.380
24
1.750
2.281
2.366
2.125
2.500
1.244
.970
.290
1.4375-18 UNEF
1.5000-18 UNEF
.823
1.505
28
2.000
2.531
2.616
2.125
2.500
1.465
.970
.467
1.7500-18 UNS
1.7500-18 UNS
.948
1.755
32
2.375
2.781
2.866
2.125
2.500
1.715
.970
.467
2.0000-18 UNS
2.0000-18 UNS
1.073
2.005
36
2.625
3.031
3.116
2.125
2.500
1.930
.970
.467
2.2500-16 UN
2.2500-16 UN
1.198
2.255
40
2.875
3.281
3.366
2.125
2.500
2.145
.970
.467
2.5000-16 UN
2.5000-16 UN
1.323
2.505
MS/Standard
MS3454
jam nut receptacle



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com