công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS3454 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện MS3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Matrix MS/Standard MIL-DTL-5015 Cylindrical Connectors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MS3454 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Amphenol Corporation

Back Button MS3454 Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation MS3454 Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
8
Polarizing Keyway
Blue Color Band
H Accessory Thread
J Coupling
Thread
3 Teeth
Equally Spaced
120 Apart
D Min. Full
Thread
C Max.
B
Dia.
E
Dia
Max.
A
Dia Max.
˚
Plug Shell,
Threaded Coupling
Military No. MS3456
Amphenol/Matrix No. 9446
To complete order number see how to order, page 29.
* Consult Amphenol, Sidney, NY for availability of shell sizes 44 and 48.
** Tolerance on this dimension is +.000 –.006
Shell
Size*
A
Dia.
Max.
B
Dia.
±.005
C Max.
D
MIn.
E
Dia.
Max.
H
Thread
Class 2A
J
Thread
Class 2B
Size
16 & 12
Contacts
Size
8, 4, 0
Contacts
8S
.844
.360
2.031
–
.290
.305
.5000-20 UNF
.5000-28 UNEF
10S
.969
.435
2.031
–
.290
.405
.6250-24 UNEF
.6250-24 UNEF
10SL
.969
.441**
2.031
–
.290
.405
.6250-24 UNEF
.6250-24 UNEF
12
1.062
.550
2.125
–
.290
.549
.7500-20 UNEF
.7500-20 UNEF
12S
1.062
.550
2.031
–
.290
.549
.7500-20 UNEF
.7500-20 UNEF
14
1.156
.670
2.125
–
.290
.665
.8750-20 UNEF
.8750-20 UNEF
14S
1.156
.670
2.031
–
.290
.665
.8750-20 UNEF
.8750-20 UNEF
16
1.250
.800
2.125
2.500
.290
.790
1.0000-20 UNEF
1.0000-20 UNEF
16S
1.250
.800
2.031
–
.290
.790
1.0000-20 UNEF
1.0000-20 UNEF
18
1.344
.925
2.125
2.500
.290
.869
1.0625-18 UNEF
1.1250-18 UNEF
20
1.469
1.045
2.125
2.500
.290
.994
1.1875-18 UNEF
1.2500-18 UNEF
22
1.594
1.170
2.125
2.500
.290
1.119
1.3125-18 UNEF
1.3750-18 UNEF
24
1.719
1.295
2.125
2.500
.290
1.244
1.4375-18 UNEF
1.5000-18 UNEF
28
1.969
1.515
2.125
2.500
.467
1.465
1.7500-18 UNS
1.7500-18 UNS
32
2.219
1.765
2.125
2.500
.467
1.715
2.0000-18 UNS
2.0000-18 UNS
36
2.469
1.975
2.125
2.500
.467
1.930
2.2500-16 UN
2.2500-16 UN
40
2.719
2.225
2.125
2.500
.467
2.145
2.5000-16 UN
2.5000-16 UN
MS/Standard
MS3456
straight plug



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com