| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8347ECZUALDB bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8347ECZUALDB bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
59 / 99 page ![]() MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12 Freescale Semiconductor 59 Package and Pin Listings 18.5 Pinout Listings Table 55 provides the pinout listing for the MPC8347EA, 672 TBGA package. Table 55. MPC8347EA (TBGA) Pinout Listing Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes PCI PCI_INTA/IRQ_OUT B34 O OVDD 2 PCI_RESET_OUT C33 O OVDD — PCI_AD[31:0] G30, G32, G34, H31, H32, H33, H34, J29, J32, J33, L30, K31, K33, K34, L33, L34, P34, R29, R30, R33, R34, T31, T32, T33, U31, U34, V31, V32, V33, V34, W33, W34 I/O OVDD — PCI_C/BE[3:0] J30, M31, P33, T34 I/O OVDD — PCI_PAR P32 I/O OVDD — PCI_FRAME M32 I/O OVDD 5 PCI_TRDY N29 I/O OVDD 5 PCI_IRDY M34 I/O OVDD 5 PCI_STOP N31 I/O OVDD 5 PCI_DEVSEL N30 I/O OVDD 5 PCI_IDSEL J31 I OVDD — PCI_SERR N34 I/O OVDD 5 PCI_PERR N33 I/O OVDD 5 PCI_REQ[0] D32 I/O OVDD — PCI_REQ[1]/CPCI1_HS_ES D34 I OVDD — PCI_REQ[2:4] E34, F32, G29 I OVDD — PCI_GNT0 C34 I/O OVDD — PCI_GNT1/CPCI1_HS_LED D33 O OVDD — PCI_GNT2/CPCI1_HS_ENUM E33 O OVDD — PCI_GNT[3:4] F31, F33 O OVDD — M66EN A19 I OVDD — DDR SDRAM Memory Interface MDQ[0:63] D5, A3, C3, D3, C4, B3, C2, D4, D2, E5, G2, H6, E4, F3, G4, G3, H1, J2, L6, M6, H2, K6, L2, M4, N2, P4, R2, T4, P6, P3, R1, T2, AB5, AA3, AD6, AE4, AB4, AC2, AD3, AE6, AE3, AG4, AK5, AK4, AE2, AG6, AK3, AK2, AL2, AL1, AM5, AP5, AM2, AN1, AP4, AN5, AJ7, AN7, AM8, AJ9, AP6, AL7, AL9, AN8 I/O GVDD — |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |