| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PSD813F2 bảng dữ liệu(PDF) 121 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD813F2 bảng dữ liệu(HTML) 121 Page - STMicroelectronics |
|
121 / 128 page ![]() PSD8XXFX PQFP52 pin assignments Doc ID 7833 Rev 7 121/128 Appendix A PQFP52 pin assignments Table 76. PQFP52 connections (see Features) Pin number Pin assignments 1PD2 2PD1 3PD0 4PC7 5PC6 6PC5 7PC4 8VCC 9GND 10 PC3 11 PC2 12 PC1 13 PC0 14 PA7 15 PA6 16 PA5 17 PA4 18 PA3 19 GND 20 PA2 21 PA1 22 PA0 23 AD0 24 AD1 25 AD2 26 AD3 27 AD4 28 AD5 29 AD6 30 AD7 31 VCC 32 AD8 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |