| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
175196-2 bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
92 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 90 HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24, Gehäuse/Housings Baugröße/Size 4 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Verschlussbügel am Oberteil/Locking clip at hood IP 65 HB.1O.STS-VS.1.16.G HB.10.STS-VS.1.M25.G HB-K.10.STS-VS.1.16.G HB-K.10.STS-VS.1.M25.G HD.24.STS-VS.1.21.G HD.24.STS-VS.1.29.G HD.24.STS-VS.1.M25.G HD.24.STS-VS.1.M32.G HD-K.24.STS-VS.1.21.G HD-K.24.STS-VS.1.29.G HD-K.24.STS-VS.1.M32.G HB-KF.1O.STS-VS.1.16.G HB-KF.1O.STS-VS.1.M25.G HB-KF/K.1O.STS-VS.1.16.G HB-KF/K.1O.STS-VS.1.M25.G HB.1O.STO-VS.1.16.G HB.10.STO-VS.1.M25.G HB-K.10.STO-VS.1.16.G HB-K.10.STO-VS.1.M25.G HD.24.STO-VS.1.29.G HD.24.STO-VS.1.M32.G HD-K.24.STO-VS.1.21.G HD-K.24.STO-VS.1.29.G HD-K.24.STO-VS.1.M32.G 1-1102261-1 0-1106430-6 2-1102261-1 1-1106430-2 1-1102496-1 1-1102499-1 1-1106434-5 0-1106434-3 2-1102496-1 2-1102499-1 0-1106434-6 1-1102211-1 0-1106431-3 2-1102211-1 0-1106431-7 1-1102267-1 0-1106430-3 2-1102267-1 0-1106430-9 1-1102505-1 0-1106434-3 2-1102502-1 2-1102505-1 0-1106434-9 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. PG 16 16 21 29 21 29 16 16 16 16 29 21 29 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M25 M25 M25 M32 M32 M25 M25 M25 M25 M32 M32 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Bezeichnung Description 57 43 25 73 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction 1-1102496-1 25 73 57 43 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich,Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction 1-1102267-1 25 73 57 43 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform Hood: Top entry, Standard construction 1-1102502-1 25 73 57 43 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Hohe Bauform Hood: Top entry, High construction Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection M/PG 63 43 25 73 Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Keilform Hood: Side entry, Standard construction |