| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
175196-2 bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
90 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 88 HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24, Gehäuse/Housings Baugröße/Size 4 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom IP 65 HB.10.AG-VS HB-K.10.AG-VS HB.1O.SG-VS.1.16.Z HB.1O.SG-VS.2.16.Z HB.1O.SG-VS.1.M25.Z HB.10.SG-VS.2.M25.Z HB-K.10.SG-VS.1.16.Z HB-K.1O.SG-VS 2.16.Z HB-K.10.SG-VS.2.M25.Z HD.24.SG-VS.1.21.Z HD.24.SG-VS.1.29.Z HD.24.SG-VS.2.21.Z HD.24.SG-VS.2.29.Z HD.24.SG-VS.2.M32.Z HD-K.24.SG-VS.1.21.Z HD-K.24.SG-VS.1.29.Z HD-K.24.SG-VS.2.21.Z HD-K.24.SG-VS.2.M32.Z 1-1102271-1 2-1102271-1 1-1102274-1 1-1102276-1 0-1103059-1 0-1106429-4 2-1102274-1 2-1102276-1 0-1106429-8 1-1102507-1 1-1102511-1 1-1102509-1 1-1102513-1 0-1106433-4 2-1102507-1 2-1102511-1 2-1102509-1 0-1106433-8 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. PG 16 2x16 16 2x16 21 29 2x21 2x29 21 29 2x21 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M25 2xM25 2xM25 2xM32 2xM32 Bezeichnung Description 11 4.5 1-1102271-1 83 93 57 32 43.5 2-1102271-1 65 M4 83 Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction ø5,5 94 82 56 45 10 69 M/PG Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Surface mounted housing: Side entry, High construction Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Surface mounted housing: Side entry, Standard construction 82 94 40 52 10 ø5,5 5 53,5 M/PG |