| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
175196-2 bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
75 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 73 HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 3 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65 HB.6.STS.1.16.G HB.6.STS.1.M16.G HB.6.STS.1.M20.G HB.6.STS.1.M25.G HB-K.6.STS.1.13.G HB-K.6.STS.1.16.G HB-K.6.STS.1.M25.G HD.16.STS.1.21.G HD.16.STS.1.M25.G HD.16.STS.1.M32.G HD-K.16.STS.1.21.G HD-K.16.STS.1.M32.G HB-KF.6.STS.1.16.G HB-KF.6.STS.1.M25.G HB-KF/K.6.STS.1.16.G HB-KF/K.6.STS.1.M25.G HB.6.STO.1.13.G HB.6.STO.1.16.G HB.6.STO.1.M25.G HB-K.6.STO.1.16.G HB-K.6.STO.1.M20.G HB-K.6.STO.1.M25.G 1-1102240-7 0-1106419-8 0-1106419-7 0-1106419-2 0-1108573-5 2-1102240-7 0-1106419-4 1-1102461-7 0-1102769-1 0-1106423-2 2-1102461-7 0-1106423-4 1-1102205-7 0-1106420-1 2-1102205-7 0-1102899-1 0-1102064-1 1-1102243-7 0-1106419-1 2-1102243-7 0-1106423-9 0-1106419-3 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction M/PG 60 74 43 48 1-1102461-7 60 74 43 M/PG 70 PG 16 13 16 21 21 16 16 13 16 16 Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Keilform Hood: Side entry, Standard construction Mit Korrosionsschutz With corrosion protection 1-1102205-7 74 60 43 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M16 M20 M25 M25 M25 M32 M32 M25 M25 M25 M20 M25 Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform Hood: Top entry, Standard construction 43 60 M/PG Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Bezeichnung Description |