| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
175196-2 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
67 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 65 HA.10/HD.15 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 2 Pulverbeschichtet, silbergrau Powder-coated, silver-grey Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65 HA.10.SGD-LB.1.16.Z HA.10.SGD-LB.2.16.Z HA.10.SGD-LB.1.M20.Z HA.10.SGD-LB.2.M20.Z HD.15.SGD-LB.1.16.Z HD.15.SGD-LB.1.21.Z HD.15.SGD-LB.2.16.Z HD.15.SGD-LB.2.21.Z HD.15.SGD-LB.2.M25.Z HA.10.KDO-LB.1.16.G HA.10.KDO-LB.1.M20.G HD.15.KDO-LB.1.16.G HD.15.KDO-LB.1.21.G HD.15.KDO-LB.1.M25.G 1-1102128-2 1-1102130-2 0-1103057-2 0-1106410-1 1-1102446-2 1-1102450-2 1-1102448-2 1-1102452-2 0-1106413-1 1-1102133-2 0-1106409-1 1-1102455-2 1-1102458-2 0-1106412-1 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Surface mounted housing: Side entry, High construction 48 72.5 ø4.5 50 40 18 14 1-1102130-2 M/PG 1-1102448-2 ø4.4 20 40 50 14 57 3.5 80 48 M/PG PG 16 2x16 16 21 2x16 2x21 16 16 21 Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction 1-1102133-2 HA.10.KDO-LB1.16.G 29 75.5 M/PG Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Surface mounted housing: Side entry, Standard construction Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M20 2xM20 2xM25 M20 M25 Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, High construction 1-1102455-2 HD.15.KDO-LB1.16.G 34 20 76.5 63 M/PG Bezeichnung Description |