| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
175196-2 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175196-2 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
79 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 77 HB-Z.6, HB-K/Z.6, HD-Z.16, HD-K/Z.16 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 3 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Zentralbügel am Steckergehäuse/Central locking clip on hood IP 65 HB-Z.6.STS-ZB.1.16.G HB-Z.6.STS-ZB.1.M25.G HB-K/Z.6.STS-ZB.1.16.G HB-K/Z.6.STS-ZB.1.M25.G HD-Z.16.STS-ZB.1.21.G HD-Z.16.STS-ZB.1.M32.G HD-K/Z.16.STS-ZB.1.21.G HB-KF-Z.6.STS-ZB.1.16.G HB-KF-Z.6.STS-ZB.1.M25.G HB-KF/K-Z.6.STS-ZB.1.16.G HB-KF/K-Z.6.STS-ZB.1.M25.G HB-Z.6.AG-ZVGR HB-K/Z.6.AG-ZVGR 1-1102240-3 0-1106419-6 2-1102240-3 0-1106419-5 1-1102461-3 0-1106423-5 2-1102461-3 1-1102205-3 0-1106420-3 2-1102205-3 0-1106420-2 1-1102244-8 2-1102244-8 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Keilform Hood: Side entry, Standard construction 43 60 30 M/PG 60 60 43 30 M/PG PG 16 16 21 21 16 16 Anbaugehäuse: Kabeleingang unten Surface mounted housing: Bottom entry Mit Korrosionsschutz With corrosion protection 2-1102244-8 1-1102244-8 70 4.5 80 70 M4 52 58.5 32 43.5 Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction 1-1102461-3 43 55 30 60 M/PG Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich,Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M25 M25 M32 M25 M25 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Bezeichnung Description |