công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(PDF) 301 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08SH4MPJR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08SH8 Datasheet
PDF  341 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(HTML) 301 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 297Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 298Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 299Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 300Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 301Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 302Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 303Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 304Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 305Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 301 / 341 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08SH8 MCU Series Data Sheet, Rev. 3
Freescale Semiconductor
297
Figure A-3. Typical VDD – VOH vs IOH, High Drive Strength
Figure A-4. Typical VDD – VOH vs IOH, Low Drive Strength
IOH (mA)
–20
–15
–10
–5
0
–25
0
0.5
1
1.5
2
125˚C
25˚C
–40˚C
a) VDD = 5V, High Drive
IOH (mA)
–8
–6
–4
–2
0
–10
0
0.2
0.4
0.8
1.0
b) VDD = 3V, High Drive
0.6
125˚C
25˚C
–40˚C
Max 0.8V@ –5mA
Max 1.5V@ –20mA
IOH (mA)
–4
–3
–2
–1
0–5
0
0.5
1
1.5
2
125˚C
25˚C
–40˚C
a) VDD = 5V, Low Drive
IOH (mA)
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
–2.0
0
0.2
0.4
0.8
1.0
b) VDD = 3V, Low Drive
0.6
125˚C
25˚C
–40˚C
Max 0.8V@ –1mA
Max 1.5V@ –4mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com