| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC10F220E/MC bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC10F220E/MC bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Microchip Technology |
|
69 / 86 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. DS41270E-page 67 PIC10F220/222 FIGURE 11-12: TTL INPUT THRESHOLD VIN vs. VDD FIGURE 11-13: SCHMITT TRIGGER INPUT THRESHOLD VIN vs. VDD (TTL Input, -40×C TO 125×C) 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 VDD (V) Typ. 25°C Max. -40°C Min. 125°C Typical: Statistical Mean @25°C Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3 σ (-40°C to 125°C) (ST Input, -40×C TO 125×C) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 VDD (V) VIH Max. 125°C VIH Min. -40°C VIL Min. 125°C VIL Max. -40°C Typical: Statistical Mean @25°C Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3 σ (-40°C to 125°C) |