công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E2E2 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện E2E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cylindrical Proximity Sensor
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

E2E2 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Omron Electronics LLC

Back Button E2E2 Datasheet HTML 40Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 41Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 42Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 43Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 44Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 45Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 46Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 47Page - Omron Electronics LLC E2E2 Datasheet HTML 48Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 48 page
background image
44
E2E/E2E2 Cylindrical Proximity Sensor
Dimensions
3 dia.
4 dia.
M5
5.4 dia.
M8
M12
M18
M30
F (mm)
3.3+0.3/
0 dia.
4.2+0.5/
0 dia.
5.5+0.5/
0 dia.
5.7+0.5/
0 dia.
8.5+0.5/
0 dia.
12.5+0.5/
0 dia.
18.5+0.5/
0 dia.
30.5+0.5/
0 dia.
Pre-wired M12 Connector Models
Fig. 33: E2E-X14MD1-M1GJ
Fig. 34: E2E-X10D1-M1GJ
E2E-X10D1-M1J-T
Fig. 35: E2E-X20MD1-M1GJ
Mounting Holes
F
29 dia.
14.8 dia.
4
10
24
38
10
43
12
M18
× 1
Operation indicator (red),
setting indicator (green)
Toothed washer
Two clamping nuts
42 dia.
26.8 dia.
5
13
36
43
10
48
12
M30
× 1.5
Operation indicator (red),
setting indicator (green)
Toothed washer
Two clamping nuts
M12
× 1
M12
× 1
M12
× 1
42 dia.
5
36
43
10
48
12
M30
× 1.5
Operation indicator (red),
setting indicator (green)
Toothed washer
Two clamping nuts
6-dia. vinyl-insulated round cable,
Standard length: 0.3 m
6-dia. vinyl-insulated round cable,
Standard length: 0.3 m
6-dia. vinyl-insulated round cable,
Standard length: 0.3 m



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com